Part Number Hot Search : 
3TZ53 SMLJ12 HA1743 12K32Q N3501 6AYJF MA4060B NSH03A10
Product Description
Full Text Search
 

To Download Z1SMA91 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  z1sma1 ... z1sma100 (1 w) z1sma1 ... z1sma100 (1 w) surface mount silicon-zener diodes (non-planar technology) fl?chendiffundierte si-zener-dioden fr die oberfl?chenmontage version 2011-02-28 dimensions - ma?e [mm] maximum power dissipation maximale verlustleistung 1 w nominal z-voltage C nominale z-spannung 1 ... 100 v plastic case kunststoffgeh?use ~ sma ~ do-214ac weight approx. C gewicht ca. 0.07 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped and reeled standard lieferform gegurtet auf rolle standard zener voltage tolerance is graded to the international e 24 (~5%) standard. other voltage tolerances and higher zener voltages on request. die toleranz der zener-spannung ist in der standard-ausfhrung gestuft nach der internationalen reihe e 24 (~5%). andere toleranzen oder h?here arbeitsspannungen auf anfrage. maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte power dissipation verlustleistung t a = 50c p tot 1 w 1 ) operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+175c thermal resistance junction C ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha <70 k/w 1 ) thermal resistance junction C terminal w?rme widerstand sperrschicht C anschluss r tht <30 k/w zener voltages see table on next page C zener-spannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite 2 3 1 mounted on p.c. board with 25 mm 2 copper pads at each terminal montage auf leiterplatte mit 25 mm 2 kupferbelag (l?tpad) an jedem anschluss 2 tested with pulses C gemessen mit impulsen 3 the z1sma1 is a diode operated in forward mode. hence, the index of all parameters should be f instead of z. the cathode, indicated by a white band has to be connected to the negative pole. die z1sma1 ist eine in durchlass betriebene si-diode. daher ist bei allen kenn- und grenzwerten der index f anstatt z zu setzen. die mit wei?em balken gekennzeichnete kathode ist mit dem minuspol zu verbinden. ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 type typ 0.15 1 0.3 4.5 0.3 1 . 5 2 . 1 0 . 1 2 . 2 0 . 2 5 0.2 2 . 7 0 . 2
z1sma1 ... z1sma100 (1 w) maximum ratings grenzwerte type typ zener voltage 2 ) zener-spanng. 2 ) i z = 5 ma dynamic resistance inh?r. diff. widerstand r zj [ ] at f = 1 khz temp. coeffic. of z-voltage der z-spanng. reverse volt. sperrspanng. i r = 1 a z-current 1 ) z-strom 1 ) t a = 50c v zmin [v] v zmax [v] i z = 5 ma i z = 1 ma vz [10 -4 /c] v r [v] i zmax [ma] z1sma1 3 ) 0.71 0.82 6.5 (<8) C C26C23 C 500 z1sma5.6 5.2 6.0 10 (<40) < 500 C7C3 > 0.5 / 3 a 167 z1sma6.2 5.8 6.6 4.8 (<11) < 300 C6C1 > 1.5 152 z1sma6.8 6.4 7.2 4.5 (<10) < 300 C5+2 > 2 139 z1sma7.5 7.0 7.9 4.0 (<8) < 100 C3+4 > 2 127 z1sma8.2 7.7 8.7 4.5 (<10) < 50 C2+6 > 3.5 115 z1sma9.1 8.5 9.6 4.8 (<11) < 50 C1+7 > 3.5 104 z1sma10 9.4 10.6 5.2 (<15) < 70 +2+7 > 5 94 z1sma11 10.4 11.6 6 (<20) < 70 +3+7 > 5 86 z1sma12 11.4 12.7 7 (<20) < 90 +4+7 > 7 79 z1sma13 12.4 14.1 9 (<25) < 110 +5+8 > 7 71 z1sma15 13.8 15.6 11 (<30) < 110 +5+8 > 10 64 z1sma16 15.3 17.1 13 (<40) < 170 +5+9 > 10 58 z1sma18 16.8 19.1 18 (<50) < 170 +6+9 > 10 52 z1sma20 18.8 21.2 20 (<50) < 220 +7+9 > 15 47 z1sma22 20.8 23.3 25 (<55) < 220 +7+9 > 17 43 z1sma24 22.8 25.6 28 (<80) < 220 +7+9.5 > 18 39 z1sma27 25.1 28.9 30 (<80) < 250 +8+9.5 > 20 35 z1sma30 28 32 35 (<80) < 250 +8+9.5 > 22.5 31 z1sma33 31 35 40 (<80) < 250 +8+10 > 25 29 z1sma36 34 38 40 (<90) < 300 +8+10 > 27 26 z1sma39 37 41 50 (<90) < 500 +8+10 > 29 24 z1sma43 40 46 60 (<100) < 700 +8+10 > 32 22 z1sma47 44 50 70 (<100) < 750 +8+10 > 35 20 z1sma51 48 54 70 (<100) < 750 +8+10 > 38 19 z1sma56 52 60 70 (<100) < 750 +9+11 > 42 17 z1sma62 58 66 80 (<110) < 750 +9+11 > 47 15 z1sma68 64 72 90 (<140) < 750 +9+12 > 51 14 z1sma75 70 79 95 (<150) < 750 +9+12 > 56 13 z1sma82 77 88 100 (<170) < 750 +9+12 > 62 11 Z1SMA91 85 96 130 (<200) < 800 +10+12 > 68 10 z1sma100 94 106 200 (<300) < 800 +10+12 > 75 9 1 notes see previous page C fu?noten siehe vorhergehende seite 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Z1SMA91

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X